công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LS173AD bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LS173AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-BIT D-TYPE REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74LS173AD bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LS173AD Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74LS173AD Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74LS173AD Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74LS173AD Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74LS173AD Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74LS173AD Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74LS173AD Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LS173AD Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74LS173AD Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
SN54173, SN54LS173A, SN74173, SN74LS173A
4-BIT D-TYPE REGISTERS
WITH 3-STATE OUTPUTS
SDLS067A – OCTOBER 1976 – REVISED JUNE 1999
6
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
switching characteristics, VCC = 5 V, TA = 25°C, RL = 400 Ω (see Figure 1)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
SN54173
SN74173
UNIT
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
MIN
TYP
MAX
UNIT
fmax
Maximum clock frequency
25
35
25
35
MHz
tPHL
Propagation delay time,
high-to-low-level output from clear input
18
27
18
27
ns
tPLH
Propagation delay time,
low-to-high-level output from clock input
CL = 50 pF
28
43
28
43
ns
tPHL
Propagation delay time,
high-to-low-level output from clock input
L
19
31
19
31
ns
tPZH
Output enable time to high level
7
16
30
7
16
30
ns
tPZL
Output enable time to low level
7
21
30
7
21
30
ns
tPHZ
Output disable time from high level
CL =5 pF
3
5
14
3
5
14
ns
tPLZ
Output disable time from low level
CL = 5 pF
3
11
20
3
11
20
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com