công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74HCS367PW bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74HCS367PW
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74HCS367 Hex Buffers and Line Drivers With Schmitt-Trigger Inputs and 3-State Outputs
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74HCS367PW bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  SN74HCS367PW Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74HCS367PW Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74HCS367PW Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74HCS367PW Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74HCS367PW Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74HCS367PW Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74HCS367PW Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74HCS367PW Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74HCS367PW Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 24 page
background image
6.5 Electrical Characteristics
over operating free-air temperature range; typical values measured at TA = 25°C (unless otherwise noted).
PARAMETER
TEST CONDITIONS
VCC
MIN
TYP
MAX UNIT
VT+
Positive switching threshold
2 V
0.7
1.5
V
4.5 V
1.7
3.15
6 V
2.1
4.2
VT-
Negative switching threshold
2 V
0.3
1.0
V
4.5 V
0.9
2.2
6 V
1.2
3.0
ΔVT
Hysteresis (VT+ - VT-)(1)
2 V
0.2
1.0
V
4.5 V
0.4
1.4
6 V
0.6
1.6
VOH
High-level output voltage
VI = VIH or VIL
IOH = -20 µA
2 V to 6 V
VCC – 0.1
VCC – 0.002
V
IOH = -6 mA
4.5 V
4.0
4.3
IOH = -7.8 mA
6 V
5.4
5.75
VOL
Low-level output voltage
VI = VIH or VIL
IOL = 20 µA
2 V to 6 V
0.002
0.1
V
IOL = 6 mA
4.5 V
0.18
0.30
IOL = 7.8 mA
6 V
0.22
0.33
II
Input leakage current
VI = VCC or 0
6 V
±0.1
±1
µA
IOZ
Off-state (high-impedance
state) output current
VO = VCC or 0
6 V
±0.5
µA
ICC
Supply current
VI = VCC or 0, IO = 0
6 V
0.1
2
µA
Ci
Input capacitance
2 V to 6 V
5
pF
(1)
Guaranteed by design.
6.6 Switching Characteristics
CL = 50 pF; over operating free-air temperature range (unless otherwise noted). See Parameter Measurement
Information.
PARAMETER
FROM
TO
VCC
Operating free-air temperature (TA)
UNIT
25°C
–40°C to 125°C
MIN
TYP
MAX
MIN
TYP
MAX
fmax
Max switching frequency
2 V
6
5
MHz
4.5 V
31
25
6 V
36
29
tpd
Propagation delay
A
Y
2 V
95
120
ns
4.5 V
19
24
6 V
16
20
ten
Enable time
OE
Y
2 V
190
238
ns
4.5 V
38
48
6 V
32
41
tdis
Disable time
OE
Y
2 V
175
240
ns
4.5 V
35
48
6 V
30
41
tt
Transition-time
Any output
2 V
60
75
ns
4.5 V
12
15
6 V
10
13
www.ti.com
SN74HCS367
SCLS838 – OCTOBER 2020
Copyright © 2020 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
5
Product Folder Links: SN74HCS367



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com