công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74HCS151D bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74HCS151D
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74HCS151 8-to-1 Multiplexer with Schmitt-Trigger Inputs
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74HCS151D bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Texas Instruments

Back Button SN74HCS151D Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments SN74HCS151D Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments SN74HCS151D Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments SN74HCS151D Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments SN74HCS151D Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments SN74HCS151D Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments SN74HCS151D Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments SN74HCS151D Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments SN74HCS151D Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 27 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
14X 0.65
2X
4.55
16X
0.30
0.19
TYP
6.6
6.2
1.2 MAX
0.15
0.05
0.25
GAGE PLANE
-8
0
B
NOTE 4
4.5
4.3
A
NOTE 3
5.1
4.9
0.75
0.50
(0.15) TYP
TSSOP - 1.2 mm max height
PW0016A
SMALL OUTLINE PACKAGE
4220204/A 02/2017
1
8
9
16
0.1
C A B
PIN 1 INDEX AREA
SEE DETAIL A
0.1 C
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.
SEATING
PLANE
A 20
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 2.500



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com