công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AXCH2T45 bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74AXCH2T45
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74AXCH2T45 2-Bit Bus Transceiver with Configurable Level-Shifting and Bus-Hold Inputs
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74AXCH2T45 bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AXCH2T45 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments SN74AXCH2T45 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments SN74AXCH2T45 Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments SN74AXCH2T45 Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments SN74AXCH2T45 Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments SN74AXCH2T45 Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments SN74AXCH2T45 Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments SN74AXCH2T45 Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments SN74AXCH2T45 Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 40 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
(0.411)
4X (0.42)
6X (0.2)
(0.5)
(0.78)
PINS: 1,3,5,7
(0.27)
(R0.05) TYP
(
0.22)
(0.2) TYP
4X (0.079)
(45 ) TYP
4X (0.128)
X2SON - 0.4 mm max height
DTM0008A
PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD
4224755/B 10/2022
5. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
SYMM
SYMM
1
3
4
7
5
8
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.075 mm THICK STENCIL
SCALE: 40X
EXPOSED
METAL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com