công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3915 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Adafruit Industries

tên linh kiện 3915
Giải thích chi tiết về linh kiện  Adafruit Circuit Playground Express Enclosure
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADAFRUIT [Adafruit Industries]
Trang chủ  https://www.adafruit.com/
Logo ADAFRUIT - Adafruit Industries

3915 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Adafruit Industries

  3915 Datasheet HTML 1Page - Adafruit Industries 3915 Datasheet HTML 2Page - Adafruit Industries 3915 Datasheet HTML 3Page - Adafruit Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
 
 
Even though there are no microphone or speaker holes, audio passes through the case
via various small openings - we tested it and the difference is barely noticeable.
This enclosure is only compatible with the Circuit Playground Express!
This case will protect your Circuit Playground Express from every day usage, but it is not
waterproof or weatherproof. This product comes as 2 molded plastic halves with the
buttons in place. No boards, cables, or accessories are included.
TECHNICAL DETAILS
Dimensions (assembled): 55.5 x 52.6 x 16.3mm
Weight: 15.5g
 



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com