công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ACT04 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74ACT04
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEX INVERTER
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74ACT04 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  SN74ACT04 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74ACT04 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74ACT04 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74ACT04 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ACT04 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ACT04 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ACT04 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ACT04 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ACT04 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
SN74ACT04EP
HEX INVERTER
SCAS781 − OCTOBER 2004
4
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
From Output
Under Test
CL = 50 pF
(see Note A)
LOAD CIRCUIT
S1
2
× VCC
500
Ω
500
Ω
Open
tPLH/tPHL
Open
TEST
S1
50% VCC
tPLH
tPHL
tPHL
tPLH
VOH
VOH
VOL
VOL
1.5 V
1.5 V
3 V
0 V
50% VCC
50% VCC
Input
(see Note B)
Out-of-Phase
Output
In-Phase
Output
50% VCC
VOLTAGE WAVEFORMS
NOTES: A. CL includes probe and jig capacitance.
B. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR
≤ 1 MHz, ZO = 50 Ω, tr ≤ 2.5 ns, tf ≤ 2.5 ns.
C. The outputs are measured one at a time, with one input transition per measurement.
Figure 1. Load Circuit and Voltage Waveforms



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com