công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AVC1T45DBVT bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74AVC1T45DBVT
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74AVC1T45DBVT bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AVC1T45DBVT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74AVC1T45DBVT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74AVC1T45DBVT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74AVC1T45DBVT Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74AVC1T45DBVT Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SN74AVC1T45DBVT Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments SN74AVC1T45DBVT Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments SN74AVC1T45DBVT Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments SN74AVC1T45DBVT Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 24 page
background image
www.ti.com
APPLICATION INFORMATION
1
2
3
6
5
4
VCC1
VCC1
VCC2
VCC2
SYSTEM-1
SYSTEM-2
SN74AVC1T45
SINGLE-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER
WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS
SCES530G – DECEMBER 2003 – REVISED JANUARY 2008
Figure 2 shows an example of the SN74AVC1T45 being used in a unidirectional logic level-shifting application.
PIN
NAME
FUNCTION
DESCRIPTION
1
VCCA
VCC1
SYSTEM-1 supply voltage (1.2 V to 3.6 V)
2
GND
GND
Device GND
3
A
OUT
Output level depends on VCC1 voltage.
4
B
IN
Input threshold value depends on VCC2 voltage.
5
DIR
DIR
GND (low level) determines B-port to A-port direction.
6
VCCB
VCC2
SYSTEM-2 supply voltage (1.2 V to 3.6 V)
Figure 2. Unidirectional Logic Level-Shifting Application
14
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2003–2008, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): SN74AVC1T45



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com