công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMP2234AMT/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMP2234AMT/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LMP2234 Quad Micropower, 1.6V, Precision, Operational Amplifier with CMOS Input
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LMP2234AMT/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Texas Instruments

Back Button LMP2234AMT/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMP2234AMT/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMP2234AMT/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMP2234AMT/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LMP2234AMT/NOPB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LMP2234AMT/NOPB Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LMP2234AMT/NOPB Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LMP2234AMT/NOPB Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LMP2234AMT/NOPB Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 37 page
background image
0
-100
-75
-25
0
25
50
75
100
VCM (V)
-50
0.5
1
1.5
2
2.5
VS = 3.3V
-40°C
25°C
0
-20
-15
-5
0
5
10
15
20
VCM (V)
-10
0.5
1
1.5
2
2.5
VS = 3.3V
85°C
125°C
0
0.5
1
1.5
2
-10
10
VCM (V)
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
VS = 2.5V
85°C
125°C
0
0.5
1
1.5
2
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
VCM (V)
25°C
-40°C
VS = 2.5V
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
VCM (V)
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
VS = 2V
25°C
-40°C
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
VCM (V)
VS = 2V
85°C
125°C
LMP2234
SNOSAW4D – SEPTEMBER 2007 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
Typical Performance Characteristics (continued)
Unless otherwise Specified: TA = 25°C, VS = 5V, VCM = VS/2, where VS = V
+ - V−
Input Bias Current vs. VCM
Input Bias Current vs. VCM
Figure 21.
Figure 22.
Input Bias Current vs. VCM
Input Bias Current vs. VCM
Figure 23.
Figure 24.
Input Bias Current vs. VCM
Input Bias Current vs. VCM
Figure 25.
Figure 26.
12
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2007–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LMP2234



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com