công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TOP247P- bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Power Integrations, Inc.

tên linh kiện TOP247P-
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOPSwitch-GX Family Extended Power, Design Flexible, EcoSmart, Integrated Off-line Switcher
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWERINT [Power Integrations, Inc.]
Trang chủ  http://www.powerint.com
Logo POWERINT - Power Integrations, Inc.

TOP247P- bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Power Integrations, Inc.

Back Button TOP247P- Datasheet HTML 41Page - Power Integrations, Inc. TOP247P- Datasheet HTML 42Page - Power Integrations, Inc. TOP247P- Datasheet HTML 43Page - Power Integrations, Inc. TOP247P- Datasheet HTML 44Page - Power Integrations, Inc. TOP247P- Datasheet HTML 45Page - Power Integrations, Inc. TOP247P- Datasheet HTML 46Page - Power Integrations, Inc. TOP247P- Datasheet HTML 47Page - Power Integrations, Inc. TOP247P- Datasheet HTML 48Page - Power Integrations, Inc. TOP247P- Datasheet HTML 49Page - Power Integrations, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 52 page
background image
TOP242-250
45
M
12/04
Typical Performance Characteristics (cont.)
Figure 67. Output Characteristics.
Figure 68. I
C vs. DRAIN Voltage.
6
5
0
0
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20
DRAIN Voltage (V)
2
1
TCASE = 25 °C
TCASE = 100 °C
4
3
TOP250 1.17
TOP249 1.00
TOP248 0.83
TOP247 0.67
TOP246 0.50
TOP245 0.33
TOP244 0.25
TOP243 0.17
TOP242 0.08
Scaling Factors:
2
1.2
1.6
0
0
20
40
60
80
100
DRAIN Voltage (V)
0.4
0.8
VC = 5 V
0
100
200
300
400
500
600
10
100
1000
10000
Drain Voltage (V)
TOP250 1.17
TOP249 1.00
TOP248 0.83
TOP247 0.67
TOP246 0.50
TOP245 0.33
TOP244 0.25
TOP243 0.17
TOP242 0.08
Scaling Factors:
600
400
500
200
100
300
0
0
200
100
400
500
300
600
DRAIN Voltage (V)
TOP250 1.17
TOP249 1.00
TOP248 0.83
TOP247 0.67
TOP246 0.50
TOP245 0.33
TOP244 0.25
TOP243 0.17
TOP242 0.08
Scaling Factors:
1.2
0.8
1.0
0
-50
0
50
100
150
Junction Temperature (
°C)
0.2
0.4
0.6
Figure 69. C
OSS vs. DRAIN Voltage.
Figure 70. DRAIN Capacitance Power.
Figure 71. Remote OFF DRAIN Supply Current vs.
Temperature.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com