công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TOP242FN- bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Power Integrations, Inc.

tên linh kiện TOP242FN-
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOPSwitch-GX Family Extended Power, Design Flexible, EcoSmart, Integrated Off-line Switcher
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWERINT [Power Integrations, Inc.]
Trang chủ  http://www.powerint.com
Logo POWERINT - Power Integrations, Inc.

TOP242FN- bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Power Integrations, Inc.

Back Button TOP242FN- Datasheet HTML 15Page - Power Integrations, Inc. TOP242FN- Datasheet HTML 16Page - Power Integrations, Inc. TOP242FN- Datasheet HTML 17Page - Power Integrations, Inc. TOP242FN- Datasheet HTML 18Page - Power Integrations, Inc. TOP242FN- Datasheet HTML 19Page - Power Integrations, Inc. TOP242FN- Datasheet HTML 20Page - Power Integrations, Inc. TOP242FN- Datasheet HTML 21Page - Power Integrations, Inc. TOP242FN- Datasheet HTML 22Page - Power Integrations, Inc. TOP242FN- Datasheet HTML 23Page - Power Integrations, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 52 page
background image
TOP242-250
19
M
12/04
Typical Uses of MULTI-FUNCTION (M) Pin (cont.)
PI-2520-040501
DC
Input
Voltage
+
-
D
S
C
QR
RIL
M
CONTROL
12 k
Ω
For RIL =
ILIMIT = 69%
QR can be an optocoupler
output or can be replaced
by a manual switch.
ON/OFF
47 k
Ω
25 k
Ω
For RIL =
ILIMIT = 43%
PI-2521-040501
DC
Input
Voltage
+
-
D
S
C
RIL
RMC
24 k
Ω
12 k
Ω
M
CONTROL
QR
2RIL
RMC =
QR can be an optocoupler
output or can be replaced
by a manual switch.
ON/OFF
47 k
Ω
PI-2523-040501
DC
Input
Voltage
+
-
D
S
C
RLS
M
For RLS = 2 MΩ
VUV = 100 VDC
VOV = 450 VDC
CONTROL
QR
2 M
Ω
QR can be an optocoupler
output or can be replaced
by a manual switch.
ON/OFF
47 k
Ω
Figure 38. Active-on Remote ON/OFF with Externally Set Current
Limit (See M Pin Operation Description).
Figure 39. Active-off Remote ON/OFF with Externally Set Current
Limit (See M Pin Operation Description).
Figure 40. Active-off Remote ON/OFF with LINE-SENSE.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com