công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L412C8 bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L412C8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, up to 128KB Flash, 40KB SRAM, analog, ext. SMPS
PDF  192 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L412C8 bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L412C8 Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics STM32L412C8 Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics STM32L412C8 Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics STM32L412C8 Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics STM32L412C8 Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STM32L412C8 Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics STM32L412C8 Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics STM32L412C8 Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics STM32L412C8 Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 192 page
background image
DS12469 Rev 4
77/192
STM32L412xx
Electrical characteristics
163
6.3
Operating conditions
6.3.1
General operating conditions
Table 21. General operating conditions
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
fHCLK Internal AHB clock frequency
-
0
80
MHz
fPCLK1 Internal APB1 clock frequency
-
0
80
fPCLK2 Internal APB2 clock frequency
-
0
80
VDD
Standard operating voltage
-
1.71
(1)
3.6
V
VDDA Analog supply voltage
ADC or COMP used
1.62
3.6
V
OPAMP used
1.8
ADC, OPAMP, COMP not used
0
VDD12 Standard operating voltage
Full frequency range
1.08
1.32
V
Up to 26 MHz
1.00
VBAT
Backup operating voltage
-
1.55
3.6
V
VDDUSB USB supply voltage
USB used
3.0
3.6
V
USB not used
0
3.6
VIN
I/O input voltage
TT_xx I/O
-0.3
VDDIOx+0.3
V
All I/O except TT_xx
-0.3
Min(Min(VDD, VDDA,
VDDUSB)+3.6 V,
5.5 V)(2)(3)
PD
Power dissipation at
TA = 85 °C for suffix 6
or
TA = 105 °C for suffix 7(4)
LQFP64
-
303
mW
UFBGA64
-
317
LQFP48
-
294
UFQFPN48
-
667
WLCSP36
235
LQFP32
294
UFQFPN32
541
PD
Power dissipation at
TA = 125 °C for suffix 3(4)
LQFP64
-
76
mW
UFBGA64
-
79
LQFP48
-
75
UFQFPN48
-
167
WLCSP36
-
59
LQFP32
-
75
UFQFPN32
-
135



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com