công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0800366 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 0800366
Giải thích chi tiết về linh kiện  WMS 4,8 (60X9)R - Shrink sleeve
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0800366 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - PHOENIX CONTACT

  0800366 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0800366 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 0800366 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 0800366 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 0800366 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 0800366 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 0800366 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Result
Test passed
Test for substances that would hinder coating with paint or varnish
Result
Test passed
Scratch test for the determining scratch resistance
Specification
EN ISO 1518-1:2023 (following)
Requirements
≥ 5 N
Result
Test passed
Tesafilm test
Specification
DIN EN ISO 2409:2020-12 (following)
Result
Test passed
UV resistance
Specification
DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (following)
Result
Test passed
Test duration
96 h
Temperature resistance
Specification
ANSI/UL 969-2018:03 (following)
Test duration
240 h
Rating 125 °C (150 °C)
Test passed
Wipe resistance of inscriptions
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
Specification
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parts)
Isopropyl
[CAS No. 67-63-0]
Test passed
n-Hexane
[CAS No. 110-54-3]
Test passed
Water + Petroleum ether
[CAS No. 64742-82-1]
Test passed
Sodium hydroxide 0.1 mol/l
[CAS No. 1310-73-2]
Test passed
Ethanol (99 %)
[CAS No. 64-17-5]
Test passed
Acetone (99 %)
[CAS No. 67-64-1]
Test passed
Specification
ISO 175:2010 (following)
Test duration
168 h
Sodium hydroxide 0.1 mol/l
[CAS No. 1310-73-2]
Test passed
Ethanol (99 %)
[CAS No. 64-17-5]
Test passed
Acetone (99 %)
[CAS No. 67-64-1]
Test passed
Diesel
[CAS No. 68476-34-6]
Test passed
IRM 901
Test passed
WMS 4,8 (60X9)R - Shrink sleeve
0800366
https://www.phoenixcontact.com/us/products/0800366
Aug 18, 2025, 7:58AM
Page 3 (7)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com