công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TOP247G-TL bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - Power Integrations, Inc.

tên linh kiện TOP247G-TL
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOPSwitch-GX Family Extended Power, Design Flexible, EcoSmart, Integrated Off-line Switcher
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWERINT [Power Integrations, Inc.]
Trang chủ  http://www.powerint.com
Logo POWERINT - Power Integrations, Inc.

TOP247G-TL bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - Power Integrations, Inc.

Back Button TOP247G-TL Datasheet HTML 44Page - Power Integrations, Inc. TOP247G-TL Datasheet HTML 45Page - Power Integrations, Inc. TOP247G-TL Datasheet HTML 46Page - Power Integrations, Inc. TOP247G-TL Datasheet HTML 47Page - Power Integrations, Inc. TOP247G-TL Datasheet HTML 48Page - Power Integrations, Inc. TOP247G-TL Datasheet HTML 49Page - Power Integrations, Inc. TOP247G-TL Datasheet HTML 50Page - Power Integrations, Inc. TOP247G-TL Datasheet HTML 51Page - Power Integrations, Inc. TOP247G-TL Datasheet HTML 52Page - Power Integrations, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 52 page
background image
TOP242-250
49
M
12/04
.165 (4.19)
.185 (4.70)
R07C
TO-263-7C
PI-2664-122004
-A-
LD #1
.580 (14.73)
.620 (15.75)
.390 (9.91)
.420 (10.67)
.326 (8.28)
.336 (8.53)
.055 (1.40)
.066 (1.68)
.100 (2.54)
REF
0.68 (1.73)
MIN
.208 (5.28)
Ref.
.024 (0.61)
.034 (0.86)
.225 (5.72)
MIN
.245 (6.22)
MIN
.000 (0.00)
.010 (0.25)
.010 (0.25)
.090 (2.29)
.110 (2.79)
.012 (0.30)
.024 (0.61)
°8
-°0
.045 (1.14)
.055 (1.40)
.050 (1.27)
Notes:
1. Package Outline Exclusive of Mold Flash & Metal Burr.
2. Package Outline Inclusive of Plating Thickness.
3. Foot Length Measured at Intercept Point Between
Datum A Lead Surface.
4. Controlling Dimensions are in Inches. Millimeter
Dimensions are shown in Parentheses.
5. Minimum metal to metal spacing at the package body
for the omitted pin locations is .068 in. (1.73 mm).
.004 (0.10)
.315 (8.00)
.128 (3.25)
.038 (0.97)
.050 (1.27)
.380 (9.65)
.638 (16.21)
Solder Pad
Dimensions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com