công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM1972MX/NOPB.B bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM1972MX/NOPB.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM1972 μPot 2-Channel 78dB Audio Attenuator with Mute
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LM1972MX/NOPB.B bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Texas Instruments

Back Button LM1972MX/NOPB.B Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM1972MX/NOPB.B Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LM1972MX/NOPB.B Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LM1972MX/NOPB.B Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments LM1972MX/NOPB.B Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments LM1972MX/NOPB.B Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments LM1972MX/NOPB.B Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments LM1972MX/NOPB.B Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments LM1972MX/NOPB.B Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 22 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
(9.3)
0.07 MAX
ALL AROUND
0.07 MIN
ALL AROUND
20X (2)
20X (0.6)
18X (1.27)
(R
)
TYP
0.05
4220724/A 05/2016
SOIC - 2.65 mm max height
DW0020A
SOIC
SYMM
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:6X
1
10
11
20
NOTES: (continued)
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
METAL
SOLDER MASK
OPENING
NON SOLDER MASK
DEFINED
SOLDER MASK DETAILS
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
DEFINED



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com