công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A25KB bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

tên linh kiện A25KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Process Sealed Subminiature Toggles
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NKK [Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.]
Trang chủ  http://www.nkkswitches.com
Logo NKK - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

A25KB bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

  A25KB Datasheet HTML 1Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. A25KB Datasheet HTML 2Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. A25KB Datasheet HTML 3Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. A25KB Datasheet HTML 4Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. A25KB Datasheet HTML 5Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. A25KB Datasheet HTML 6Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. A25KB Datasheet HTML 7Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
www.nikkaiswitches.com • Nihon Kaiheiki • Phone 81-44-813-8008 • Fax 81-44-813-8038
Process Sealed Subminiature Toggles
Series A
2-06
CAP
COLORS
PADDLE
COLORS
A
Black
A
B
White
B
C
Red
C
---
Yellow
E
---
Green
F
---
Blue
G
---
Gray
H
POLES
1
SPST
SPDT
2
DPDT
SP3T
TYPICAL SWITCH ORDERING EXAMPLE
1
A
SPDT
ON-NONE-ON Circuit
CIRCUITS
1
OFF
NONE
ON
2
ON
NONE
ON
3
ON
OFF
ON
5
ON
NONE (ON)
R
(ON) NONE
ON
8
(ON)
OFF
(ON)
9
ON
OFF
(ON)
S
(ON)
OFF
ON
4
ON
ON
ON
6
(ON)
ON
(ON)
7
ON
ON
(ON)
( ) = Momentary
PC TERMINALS
P
Straight
B
Straight with Bracket
B1
Straight with Inline Bracket
(Single Pole only)
H
Right Angle with Bracket
V
Vertical with Bracket
V1
Vertical with Inline Bracket
(Single Pole only)
W
Straight Long
2
DESCRIPTION FOR TYPICAL ORDERING EXAMPLE
A12JV
J
.248” (6.3mm) Long
Bat Toggle
OPTIONAL CAPS
G
.394” (10.0mm) Bat Lever Cap
J
.248” (6.3mm) Bat Lever Cap
PADDLES
A
Short Paddle for K Toggle
B
Long Paddle for K Toggle
V
TOGGLES
A
.394” (10.0mm) Bat
J
.248” (6.3mm) Bat
J2
.248” (6.3mm) Antistatic Bat
E
.394” (10.0mm) Flatted
H
.248” (6.3mm) Flatted
K
Snap Top for A or B Paddle
Vertical PC Terminals



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com