| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
A17KB bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
A17KB bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. |
|
7 / 7 page ![]() www.nikkaiswitches.com • Nihon Kaiheiki • Phone 81-44-813-8008 • Fax 81-44-813-8038 Process Sealed Subminiature Toggles Series A 2-06 Vertical PC Single Pole Vertical PC Double Pole A12AV V Terminals V1 Terminals A22AV TYPICAL SWITCH DIMENSIONS Right Angle PC Single Pole Right Angle PC Double Pole A12AH A22AH (5.0) .197 (6.0) .236 (0.3) .012 (9.8) .386 (5.08) .200 (0.3) Typ .012 (2.6) Dia .102 Slot (0.8) .031 (3.3) .131 (3.1) .122 (5.08) .200 (0.7) .028 (9.38) .369 (4.5) .177 (10.0) .394 (6.18) .243 1 2 3 (0.6) Dia Typ .024 (2.54) Typ .100 (5.08) .200 (0.8) Dia Typ .031 2 3 1 (2.54) Typ .100 (5.08) .200 6 4 5 2 3 1 (2.54) Typ .100 (0.8) Dia Typ .031 (2.54) .100 3 1 2 (2.54) Typ .100 (0.8) Dia Typ .031 (1.0) .039 CL (5.08) .200 6 4 5 2 3 1 (2.54) Typ .100 (0.8) Dia Typ .031 (5.08) .200 (5.08) .200 3 1 2 (2.54) Typ .100 (0.8) Dia Typ .031 (1.0) .039 CL (2.54) .100 (5.0) .197 (0.4) .016 (6.0) .236 Slot (5.84) .230 (2.54) .100 (0.3) Typ .012 (0.7) Typ .028 (0.8) .031 (5.3) .208 (3.1) .122 (0.5) .020 (1.0) .039 (2.54) .100 (2.54) .100 (2.54) Typ .100 (10.0) .394 (4.5) .177 (14.46) .569 (2.6) Dia .102 26 ° CL 1 2 3 (10.2) .402 (0.6) Dia Typ .024 (1.0) .039 (5.08) .200 3 2 1 4 5 6 (10.0) .394 (0.6) Dia Typ .024 (2.54) Typ .100 (0.5) .020 (3.1) .122 (0.8) .031 (5.2) .205 (0.7) .028 (2.54) .100 (5.08) .200 (16.4) .646 (10.0) .394 (3.5) .138 (2.6) Dia .102 Slot (9.8) .386 (0.3) Typ .012 (5.08) .200 (5.0) .197 (6.0) .236 (0.4) .016 (10.2) .402 (5.08) .200 (0.6) Dia Typ .024 1 2 3 4 5 6 26 ° (2.6) Dia .102 (3.5) .138 (0.7) .028 (1.0) .039 (3.1) .122 (0.5) .020 (5.3) .208 (0.8) .031 (5.08) .200 (2.54) Typ .100 (10.0) .394 (18.95) .746 (6.0) .236 (5.0) .197 (0.4) Typ .016 Slot (0.3) Typ .012 (9.5) .374 (5.08) .200 26 ° |