công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A15KB bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

tên linh kiện A15KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Process Sealed Subminiature Toggles
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NKK [Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.]
Trang chủ  http://www.nkkswitches.com
Logo NKK - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

A15KB bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

  A15KB Datasheet HTML 1Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. A15KB Datasheet HTML 2Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. A15KB Datasheet HTML 3Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. A15KB Datasheet HTML 4Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. A15KB Datasheet HTML 5Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. A15KB Datasheet HTML 6Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. A15KB Datasheet HTML 7Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
www.nikkaiswitches.com • Nihon Kaiheiki • Phone 81-44-813-8008 • Fax 81-44-813-8038
Process Sealed Subminiature Toggles
Series A
2-06
PC TERMINALS
Color Codes:
Straight
Material: PVC
Colors Available:
A, B, C
Straight with Bracket
Material: PVC
Colors Available:
A, B, C
Black
White
Red
Yellow
Green
Blue
A
B
C
E
F
G
P
B
Straight with Inline Bracket
Single Pole only
B1
(2.54) Typ
.100
(0.6) Dia Typ
.024
(5.08) Typ
.200
(0.8)
.031
(8.8)
.346
(9.0)
.354
(5.08)
.200
(5.08)
.200
(10.16)
.400
(9.0)
.354
(8.8)
.346
(2.54) Typ
.100
(0.3) Typ
.012
(0.7) Typ
.028
(0.6) Dia Typ
.024
CL
(10.16)
.400
(2.54)
.100
(5.08)
.200
(1.0)
.039
(9.0)
.354
(0.3) Typ
.012
(0.7) Typ
.028
(0.6) Dia Typ
.024
(2.54) Typ
.100
Right Angle
with Bracket
Vertical with Bracket
H
V
Vertical with Inline Bracket
Single Pole only
V1
Straight Long
W
(5.08)
.200
(5.08)
.200
(2.54) Typ
.100
(0.3)
.012
(0.7)
.028
(9.0)
.354
(8.8)
.346
(0.6) Dia Typ
.024
(0.5) Typ
.020
CL
(5.08)
.200
(5.08)
.200
(2.54) Typ
.100
(0.3)
.012
(0.7)
.028
(9.0)
.354
(0.5) Typ
.020
(0.6) Dia Typ
.024
(1.0)
.039
(5.08)
.200
(2.54) Typ
.100
(18.9)
.744
(0.6) Dia Typ
.024
(0.8)
.031
(9.0)
.354
(8.8)
.346
(9.0)
.354
(2.54) Typ
.100
(2.54) Typ
.100
(5.08)
.200
(0.6) Dia Typ
.024
(8.8)
.346
(0.5)
.020
(0.7)
.028
(0.3)
.012
CAPS & PADDLES
AT4003
.394” (10.0mm) Bat Lever Cap
G
AT4064
.248” (6.3mm) Bat Lever Cap
J
26
°
(3.0) Dia
.118
(10.0)
.394
(11.0)
.433
(6.3)
.248
26
°
(7.0)
.276
(3.0) Dia
.118
AT467
Short Paddle
A
AT468
Long Paddle
B
Material: Polyamide
Colors Available:
A, B, C, E, F, G, H
Material: Polyamide
Colors Available:
A, B, C, E, F, G, H
(4.4)
.173
(14.2)
.559
26
°
(2.4)
.094
(10.3)
.406
Gray
H
(9.4)
.370
(5.0)
.197
(4.6)
.181
26
°
(2.4)
.094
(15.1)
.594
(5.0) Dia
.197
Use of a support bracket is recommended to increase PCB mounting strength and stability.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com