công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSD19536KCS.B bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CSD19536KCS.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  CSD19536KCS 100V N-Channel NexFET™ Power MOSFET
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

CSD19536KCS.B bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button CSD19536KCS.B Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CSD19536KCS.B Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CSD19536KCS.B Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CSD19536KCS.B Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CSD19536KCS.B Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CSD19536KCS.B Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CSD19536KCS.B Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments CSD19536KCS.B Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments CSD19536KCS.B Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
9.25
9.05
6.5
6.1
2.9
2.6
10.36
9.96
13.12
12.70
3X
3.9 MAX
3X
1.36
1.23
3X
0.90
0.77
(
3.84)
5.08
2X 2.54
8.55
8.15
12.5
12.1
(6.3)
19.65 MAX
4.7
4.4
1.32
1.22
2.79
2.59
0.47
0.34
4222214/B 08/2018
TO-220 - 19.65 mm max height
KCS0003B
TO-220
NOTES:
1. Dimensions are in millimeters. Any dimension in brackets or parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC registration TO-220.
1
3
SCALE 0.850



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com