công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSD18537NKCS bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CSD18537NKCS
Giải thích chi tiết về linh kiện  CSD18537NKCS 60V N-Channel NexFET™ Power MOSFET
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

CSD18537NKCS bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  CSD18537NKCS Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments CSD18537NKCS Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments CSD18537NKCS Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CSD18537NKCS Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CSD18537NKCS Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CSD18537NKCS Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CSD18537NKCS Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CSD18537NKCS Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CSD18537NKCS Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
4.3 Typical MOSFET Characteristics
(TA = 25°C unless otherwise stated)
Figure 4-1. Transient Thermal Impedance
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
0
20
40
60
80
100
D002
VGS = 6 V
VGS = 8 V
VGS = 10 V
Figure 4-2. Saturation Characteristics
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
10
20
30
40
50
60
D003
TC = 125° C
TC = 25° C
TC = -55° C
VDS = 5V
Figure 4-3. Transfer Characteristics
CSD18537NKCS
SLPS390B – MARCH 2015 – REVISED APRIL 2024
www.ti.com
4
Submit Document Feedback
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: CSD18537NKCS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com