công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD54HC4040 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CD54HC4040
Giải thích chi tiết về linh kiện  CDx4HC4040, CDx4HCT4040 High-Speed CMOS Logic 12-Stage Binary Counter
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

CD54HC4040 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button CD54HC4040 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CD54HC4040 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CD54HC4040 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD54HC4040 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD54HC4040 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CD54HC4040 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CD54HC4040 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments CD54HC4040 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments CD54HC4040 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 22 page
background image
1.3V
tw
Input
1.3V
3V
0 V
Figure 6-6. Voltage Waveforms, TTL-Compatible
CMOS Inputs Pulse Duration
Clock
Input
1.3V
3V
0 V
1.3V
1.3V
3V
0 V
tsu
Data
Input
th
Figure 6-7. Voltage Waveforms, TTL-Compatible
CMOS Inputs Setup and Hold Times
1.3V
Input
1.3V
3V
0 V
50%
50%
VOH
VOL
tPLH
(1)
tPHL
(1)
VOH
VOL
tPHL
(1)
tPLH
(1)
Output
Waveform 1
Output
Waveform 2
50%
50%
(1) The greater between tPLH and tPHL is the same as tpd.
Figure 6-8. Voltage Waveforms, Propagation Delays for TTL-Compatible Inputs
www.ti.com
CD54HC4040, CD74HC4040, CD54HCT4040, CD74HCT4040
SCHS203E – NOVEMBER 1998 – REVISED JULY 2022
Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
9
Product Folder Links: CD54HC4040 CD74HC4040 CD54HCT4040 CD74HCT4040



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com