công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4028BF3A bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CD4028BF3A
Giải thích chi tiết về linh kiện  BCD-to-Decimal Decoder
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

CD4028BF3A bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button CD4028BF3A Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CD4028BF3A Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD4028BF3A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD4028BF3A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CD4028BF3A Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CD4028BF3A Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments CD4028BF3A Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments CD4028BF3A Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments CD4028BF3A Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
8.2
7.4
TYP
14X 1.27
16X
0.51
0.35
2X
8.89
0.15 TYP
0 - 10
0.3
0.1
2.00 MAX
(1.25)
0.25
GAGE PLANE
1.05
0.55
A
10.4
10.0
NOTE 3
B
5.4
5.2
NOTE 4
4220735/A 12/2021
SOP - 2.00 mm max height
NS0016A
SOP
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm, per side.
1
16
0.25
C A B
9
8
PIN 1 ID
AREA
SEATING PLANE
0.1 C
SEE DETAIL A
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 1.500



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com