công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS7835E/2K5 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS7835E/2K5
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, High-Speed, Low Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ADS7835E/2K5 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  ADS7835E/2K5 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments ADS7835E/2K5 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADS7835E/2K5 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS7835E/2K5 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS7835E/2K5 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS7835E/2K5 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS7835E/2K5 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS7835E/2K5 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS7835E/2K5 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 21 page
background image
4
ADS7835
®
TYPICAL PERFORMANCE CURVES
At TA = +25°C, +VCC = +5V, fSAMPLE = 500kHz, fCLK = 16 • fSAMPLE, and internal +2.5V reference, unless otherwise specified.
0
60
80
100
–40
–20
20
Temperature (
°C)
CHANGE IN FULL-SCALE ERRORS
vs TEMPERATURE
1.0
0.0
–1.0
–2.0
–3.0
–4.0
–5.0
40
Positive Full-Scale Error
Negative Full-Scale Error
CHANGE IN BIPOLAR OFFSET ERROR
vs TEMPERATURE
–40
100
–20
0
20
40
Temperature (
°C)
0.6
0.4
0.2
0.0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
–1.0
60
80
POWER-DOWN SUPPLY CURRENT
vs TEMPERATURE
20
–40
100
–20
0
40
Temperature (
°C)
470
460
450
440
430
420
410
400
390
60
80
SUPPLY CURRENT vs TEMPERATURE
20
–40
100
–20
0
40
Temperature (
°C)
60
80
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
f
SAMPLE
= 500kHz
f
SAMPLE
= 125kHz
SUPPLY CURRENT vs SAMPLE RATE
100
200
300
400
500
600
700
Sample Rate (kHz)
4.0
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
CHANGE IN INTEGRAL and DIFFERENTIAL LINEARITY
vs SAMPLE RATE
0
100
200
300
400
500
600
700
Sample Rate (kHz)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
–0.1
–0.2
–0.3
–0.4
–0.5
Change in Differential
Linearity (LSB)
Change in Integral
Linearity (LSB)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com