công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0800331 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 0800331
Giải thích chi tiết về linh kiện  WMS 6,4 (EX10)RL YE - Shrink sleeve
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0800331 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - PHOENIX CONTACT

  0800331 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0800331 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 0800331 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 0800331 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 0800331 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 0800331 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 0800331 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Test for substances that would hinder coating with paint or varnish
Result
Test passed
Scratch test for the determining scratch resistance
Specification
EN ISO 1518-1:2023 (following)
Requirements
≥ 5 N
Result
Test passed
Tesafilm test
Specification
DIN EN ISO 2409:2020-12 (following)
Result
Test passed
UV resistance
Specification
ISO 4892-2:2013-03 (following)
Result
Test passed
Test duration
96 h
Temperature resistance
Specification
ANSI/UL 969-2018:03 (following)
Test duration
240 h
Rating 125 °C (150 °C)
Test passed
Wipe resistance of inscriptions
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
Specification
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parts)
Isopropyl
[CAS No. 67-63-0]
Test passed
n-Hexane
[CAS No. 110-54-3]
Test passed
Water + Petroleum ether
[CAS No. 64742-82-1]
Test passed
Sodium hydroxide 0.1 mol/l
[CAS No. 1310-73-2]
Test passed
Ethanol (99 %)
[CAS No. 64-17-5]
Test passed
Acetone (99 %)
[CAS No. 67-64-1]
Test passed
Specification
ISO 175:2010 (following)
Test duration
168 h
Sodium hydroxide 0.1 mol/l
[CAS No. 1310-73-2]
Test passed
Ethanol (99 %)
[CAS No. 64-17-5]
Test passed
Acetone (99 %)
[CAS No. 67-64-1]
Test passed
Diesel
[CAS No. 68476-34-6]
Test passed
IRM 901
Test passed
IRM 902
Test passed
WMS 6,4 (EX10)RL YE - Shrink sleeve
0800331
https://www.phoenixcontact.com/us/products/0800331
Aug 7, 2025, 5:49AM
Page 3 (7)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com