công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5USBC402YFPR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS5USBC402YFPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TS5USBC402 Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux or Single Ended Cross Switch with 20-V Overvoltage Protection
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TS5USBC402YFPR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button TS5USBC402YFPR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TS5USBC402YFPR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TS5USBC402YFPR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TS5USBC402YFPR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS5USBC402YFPR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS5USBC402YFPR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS5USBC402YFPR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS5USBC402YFPR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS5USBC402YFPR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 29 page
background image
6
TS5USBC402
SCDS375A – SEPTEMBER 2017 – REVISED SEPTEMBER 2017
www.ti.com
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated
Electrical Characteristics (continued)
TA = –40°C to +85°C (Industrial), TA = 0℃ to 70℃ (Standard), VCC = 2.3 V to 5.5 V, GND = 0V, Typical values are at VCC =
3.3 V, TA = 25°C, (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
RPD
Internal pull-down resistor on digital
input pins
6
MΩ
CI
Digital input capacitance
SEL1, SEL2 = 0 V, 1.8 V or VCC
f = 1 MHz
3.4
pF
Protection
VOVP_TH
OVP positive threshold
4.5
4.8
5.2
V
VOVP_HYST
OVP threshold hysteresis
75
230
425
mV
VCLAMP_V
Maximum voltage to appear on D1±
and D2± pins during OVP scenario
VD± = 0 to 18 V
tRISE and tFALL(10% to 90 %) = 100 ns
RL = Open
Switch on or off
OE = 0 V
0
9.6
V
VD± = 0 to 18 V
tRISE and tFALL(10% to 90 %) = 100 ns
RL = 50Ω
Switch on or off
OE = 0 V
0
9.0
V
tEN_OVP
OVP enable time
RPU = 10 kΩ to VCC (FLT)
CL = 35 pF
Refer to OVP Timing Diagram Figure
0.6
3
μs
tREC_OVP
OVP recovery time
RPU = 10 kΩ to VCC (FLT)
CL = 35 pF
Refer to OVP Timing Diagram Figure
1.5
5
μs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com