công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICS9DB202CFT bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện ICS9DB202CFT
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCI EXPRESS JITTER ATTENUATOR
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

ICS9DB202CFT bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Integrated Device Technology

Back Button ICS9DB202CFT Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology ICS9DB202CFT Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology ICS9DB202CFT Datasheet HTML 7Page - Integrated Device Technology ICS9DB202CFT Datasheet HTML 8Page - Integrated Device Technology ICS9DB202CFT Datasheet HTML 9Page - Integrated Device Technology ICS9DB202CFT Datasheet HTML 10Page - Integrated Device Technology ICS9DB202CFT Datasheet HTML 11Page - Integrated Device Technology ICS9DB202CFT Datasheet HTML 12Page - Integrated Device Technology ICS9DB202CFT Datasheet HTML 13Page - Integrated Device Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
IDT™ / ICS™ PCI EXPRESS JITTER ATTENUATOR
9
ICS9DB202CG REV B JULY 14, 2006
ICS9DB202
PCI EXPRESS JITTER ATTENUATOR
RELIABILITY INFORMATION
TRANSISTOR COUNT
The transistor count for ICS9DB202 is: 2471
TABLE 6A.
θ
JA
VS
. AIR FLOW TABLE FOR 20 LEAD TSSOP PACKAGE
θθθθθ
JA
by Velocity (Linear Feet per Minute)
0
200
500
Single-Layer PCB, JEDEC Standard Test Boards
114.5°C/W
98°C/W
88°C/W
Multi-Layer PCB, JEDEC Standard Test Boards
73.2°C/W
66.6°C/W
63.5°C/W
NOTE: Most modern PCB designs use multi-layered boards. The data in the second row pertains to most designs.
TABLE 6B.
θ
JA
VS
. AIR FLOW TABLE FOR 20 LEAD SSOP PACKAGE
θθθθθ
JA
by Velocity (Linear Feet per Minute)
0
200
500
Multi-Layer PCB, JEDEC Standard Test Boards
80.8°C/W
73.2°C/W
69.2°C/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com