công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD74HC4046AM bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CD74HC4046AM
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Speed CMOS Logic Phase-Locked Loop with VCO
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

CD74HC4046AM bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Texas Instruments

Back Button CD74HC4046AM Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments CD74HC4046AM Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments CD74HC4046AM Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments CD74HC4046AM Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments CD74HC4046AM Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments CD74HC4046AM Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments CD74HC4046AM Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments CD74HC4046AM Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments CD74HC4046AM Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 37 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
8.2
7.4
TYP
14X 1.27
16X
0.51
0.35
2X
8.89
0.15 TYP
0 - 10
0.3
0.1
2.00 MAX
(1.25)
0.25
GAGE PLANE
1.05
0.55
A
10.4
10.0
NOTE 3
B
5.4
5.2
NOTE 4
4220735/A 12/2021
SOP - 2.00 mm max height
NS0016A
SOP
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm, per side.
1
16
0.25
C A B
9
8
PIN 1 ID
AREA
SEATING PLANE
0.1 C
SEE DETAIL A
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 1.500



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com