công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC082S021 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADC082S021
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADC122S021 2 Channel, 50 ksps to 200 ksps 12-Bit A/D Converter
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ADC082S021 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button ADC082S021 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADC082S021 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADC082S021 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADC082S021 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADC082S021 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADC082S021 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADC082S021 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADC082S021 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADC082S021 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 28 page
background image
ADC122S021
www.ti.com
SNAS280D – MARCH 2005 – REVISED MARCH 2013
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
TA = +25°C, fSAMPLE = 50 ksps to 200 ksps, fSCLK = 0.8 MHz to 3.2 MHz, fIN = 39.9 kHz unless otherwise stated.
DNL - VA = 3.0V
INL - VA = 3.0V
Figure 5.
Figure 6.
DNL - VA = 5.0V
INL - VA = 5.0V
Figure 7.
Figure 8.
DNL
INL
vs.
vs.
Supply
Supply
Figure 9.
Figure 10.
Copyright © 2005–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: ADC122S021



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com