công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC08060CIMTX/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADC08060CIMTX/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADC08060 8-Bit, 20 MSPS to 60 MSPS, 1.3 m W/MSPS A/D Converter with Internal Sampleand- Hold
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ADC08060CIMTX/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button ADC08060CIMTX/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADC08060CIMTX/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADC08060CIMTX/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADC08060CIMTX/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADC08060CIMTX/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADC08060CIMTX/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADC08060CIMTX/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADC08060CIMTX/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADC08060CIMTX/NOPB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 32 page
background image
ADC08060
SNAS120H – OCTOBER 2000 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
Typical Performance Characteristics
VA = DR VD = 3V, fCLK = 60 MHz, fIN = 10 MHz, unless otherwise stated
INL
vs.
INL
Temperature
Figure 2.
Figure 3.
INL
INL
vs.
vs.
Supply Voltage
Sample Rate
Figure 4.
Figure 5.
DNL
vs.
DNL
Temperature
Figure 6.
Figure 7.
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2000–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: ADC08060



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com