| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LR5-102WENW-R bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - PATLITE CORPORATION. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LR5-102WENW-R bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - PATLITE CORPORATION. |
|
7 / 8 page ![]() 6.2 [LE] Mounting with pole/L-bracket, Unit:mm 8 L-bracket Steel (t=3) 9 Hexagon Nut M22 SUM 6 Pole AL 7 Rubber Bushing EPR 4 Body PC(Off-white) 5 Pole Bracket PC 2 Head Cover PC(Off-white) 3 Globe PC(Color based on LED unit) No. Name Material 1 Buzzer Unit PC(Off-white) Drawing No. Rev. Page B Removed Pole Mount Bracket 80 φ50 53.5 40 (20) LR5-102LE : 188.5 LR5-202LE : 228.5 LR5-302LE : 268.5 LR5-402LE : 308.5 LR5-502LE : 348.5 (280 1 3 4 5 6 φ21.7 7 8 9 φ50 40 (20) (280 2 3 4 5 6 φ21.7 7 8 9 19 (32) (20) 20 55 LR5-02LE : 114 LR5-102LE : 154 LR5-202LE : 194 LR5-302LE : 234 LR5-402LE : 274 LR5-502LE : 314 7/8 LR5-02WE-W18 |