công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS2829DBV bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TPS2829DBV
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHANNEL HIGH-SPEED MOSFET DRIVER
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TPS2829DBV bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Texas Instruments

Back Button TPS2829DBV Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TPS2829DBV Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TPS2829DBV Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TPS2829DBV Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TPS2829DBV Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TPS2829DBV Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TPS2829DBV Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TPS2829DBV Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TPS2829DBV Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 23 page
background image
TPS2816, TPS2817, TPS2818, TPS2819, TPS2828, TPS2829,
SINGLECHANNEL HIGHSPEED MOSFET DRIVER
SLVS160C – FEBRUARY 1997 – REVISED OCTOBER 2002
16
www.ti.com
APPLICATION INFORMATION
Regulator
1
2
3
5
4
U1
TPS2817DBV
C8
C7
CR1
C9
C10
L1
+
C12
+
C13
R4
C11
R7
R6
+
C6
5
1
OUT
SCP
8
7
4
R3
3
6
2
C3
C2
R2
C4
C9
+
Q1
TPS1110D
DTC
COMP
FB
RT
VCC
GND
U2
TL5001CD
4.5 V to 7 V
GND
VO
3 A Continuous
5 A Peak
GND
R1
R5
C5
Figure 23. Step-Down Application
NOTE: If the parasitics of the external circuit cause the voltage to violate the Absolute Maximum
Rating for the Output pins, Schottky diodes should be added from ground to output and from output
to Vcc.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com