công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS2829-EP bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TPS2829-EP
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHANNEL HIGH-SPEED MOSFET DRIVER
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TPS2829-EP bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Texas Instruments

Back Button TPS2829-EP Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TPS2829-EP Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TPS2829-EP Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TPS2829-EP Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TPS2829-EP Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TPS2829-EP Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TPS2829-EP Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TPS2829-EP Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TPS2829-EP Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 27 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
0.22
0.08
TYP
0.25
3.0
2.6
2X 0.95
1.9
1.45
0.90
0.15
0.00
TYP
5X
0.5
0.3
0.6
0.3
TYP
8
0
TYP
1.9
(0.1)
(0.15)
4X 0 -15
4X 4 -15
A
3.05
2.75
B
1.75
1.45
(1.1)
SOT-23 - 1.45 mm max height
DBV0005A
SMALL OUTLINE TRANSISTOR
4214839/K 08/2024
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Refernce JEDEC MO-178.
4. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.25 mm per side.
5. Support pin may differ or may not be present.
0.2
C A B
1
3
4
5
2
INDEX AREA
PIN 1
NOTE 5
GAGE PLANE
SEATING PLANE
0.1 C
SCALE 4.000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com