công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

W39V080ATZ bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Winbond

tên linh kiện W39V080ATZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  1M 횞 8 CMOS FLASH MEMORY WITH LPC INTERFACE
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WINBOND [Winbond]
Trang chủ  http://www.winbond.com
Logo WINBOND - Winbond

W39V080ATZ bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Winbond

Back Button W39V080ATZ Datasheet HTML 26Page - Winbond W39V080ATZ Datasheet HTML 27Page - Winbond W39V080ATZ Datasheet HTML 28Page - Winbond W39V080ATZ Datasheet HTML 29Page - Winbond W39V080ATZ Datasheet HTML 30Page - Winbond W39V080ATZ Datasheet HTML 31Page - Winbond W39V080ATZ Datasheet HTML 32Page - Winbond W39V080ATZ Datasheet HTML 33Page - Winbond W39V080ATZ Datasheet HTML 34Page - Winbond  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 34 page
background image
W39V080A
- 32 -
17. PACKAGE DIMENSIONS
17.1 32L PLCC
Notes:
L
c
1
b
2
A
H
E
E
e
b
D HD
y
A
A1
Seating Plane
E
G
G D
1
13
14
20
29
32
4
5
21
30
1. Dimensions D & E do not include interlead flash.
2. Dimension b1 does not include dambar protrusion/intrusio
3. Controlling dimension: Inches
4. General appearance spec. should be based on final
visual inspection sepc.
Symbol
Min.
Nom.
Max.
Max.
Nom.
Min.
Dimension in Inches
Dimension in mm
A
b
c
D
e
HE
L
y
A
A
1
2
E
b 1
G D
3.56
0.50
2.80
2.67
2.93
0.71
0.66
0.81
0.41
0.46
0.56
0.20
0.25
0.35
13.89
13.97
14.05
11.35
11.43
11.51
1.27
H D
G E
12.45
12.95
13.46
9.91
10.41
10.92
14.86
14.99
15.11
12.32
12.45
12.57
1.91
2.29
0.004
0.095
0.090
0.075
0.495
0.490
0.485
0.595
0.590
0.585
0.430
0.410
0.390
0.530
0.510
0.490
0.050
0.453
0.450
0.447
0.553
0.550
0.547
0.014
0.010
0.008
0.022
0.018
0.016
0.032
0.026
0.028
0.115
0.105
0.110
0.020
0.140
1.12
1.42
0.044
0.056
0
10
10
0
0.10
2.41
θ
θ
17.2 32L STSOP (8x14mm)
Min.
Dimension in Inches
Nom.
Max.
Min.
Nom. Max.
Symbol
1.20
0.05
0.15
1.05
1.00
0.95
0.17
0.10
0.50
0.00
0
0.22
0.27
-----
0.21
12.40
8.00
14.00
0.50
0.60
0.70
0.80
0.10
35
0.047
0.006
0.041
0.040
0.035
0.007
0.009
0.010
0.004
-----
0.008
0.488
0.315
0.551
0.020
0.020
0.024
0.028
0.031
0.000
0.004
03
5
0.002
A
A
b
c
D
E
e
L
L
Y
1
1
2
A
HD
θ
Dimension in mm
A
A
A
2
1
L
L 1
Y
E
H
D
D
c
θ
b
e



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com