công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC25L2BCP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLC25L2BCP
Giải thích chi tiết về linh kiện  LinCMOS DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TLC25L2BCP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TLC25L2BCP Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLC25L2BCP Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLC25L2BCP Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLC25L2BCP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLC25L2BCP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLC25L2BCP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLC25L2BCP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLC25L2BCP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLC25L2BCP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 27 page
background image
TLC252, TLC252A, TLC252B, TLC252Y, TLC25L2, TLC25L2A, TLC25L2B
TLC25L2Y, TLC25M2, TLC25M2A, TLC25M2B, TLC25M2Y
LinCMOS
 DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS002I – JUNE 1983 – REVISED MARCH 2001
3
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TLC252Y, TLC25L2Y, and TLC25M2Y chip information
These chips, properly assembled, display characteristics similar to the TLC252 / 25_2. Thermal compression
or ultrasonic bonding may be used on the doped-aluminum bonding pads. Chips may be mounted with
conductive epoxy or a gold-silicon preform.
BONDING PAD ASSIGNMENTS
CHIP THICKNESS: 15 TYPICAL
BONDING PADS: 4
× 4 MINIMUM
TJMAX = 150°C
TOLERANCES ARE
±10%.
ALL DIMENSIONS ARE IN MILS.
PIN (4) IS INTERNALLY CONNECTED
TO BACKSIDE OF CHIP.
+
–
1OUT
1IN +
1IN –
VDD
VDD – /GND
(8)
(6)
(3)
(2)
(5)
(1)
–
+
(7)
2IN +
2IN –
2OUT
(4)
60
73
(2)
(1)
(8)
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com