công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC25M4CD bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLC25M4CD
Giải thích chi tiết về linh kiện  LinCMOS QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TLC25M4CD bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TLC25M4CD Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLC25M4CD Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLC25M4CD Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLC25M4CD Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLC25M4CD Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLC25M4CD Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLC25M4CD Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLC25M4CD Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLC25M4CD Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 28 page
background image
TLC254, TLC254A, TLC254B, TLC254Y, TLC25L4, TLC25L4A, TLC25L4B
TLC25L4Y, TLC25M4, TLC25M4A, TLC25M4B, TLC25M4Y
LinCMOS
 QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS003G – JUNE 1983 – REVISED MARCH 2001
3
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
chip information
These chips, when properly assembled, display characteristics similar to the TLC25_4C. Thermal compression
or ultrasonic bonding may be used on the doped-aluminum bonding pads. Chips may be mounted with
conductive epoxy or a gold-silicon preform.
CHIP THICKNESS: 15 TYPICAL
BONDING PADS: 4
× 4 MINIMUM
TJmax = 150°C
TOLERANCES ARE
±10%.
ALL DIMENSIONS ARE IN MILS.
PIN (11) IS INTERNALLY CONNECTED
TO BACKSIDE OF CHIP.
+
–
1OUT
1IN +
1IN –
VDD
(4)
(6)
(3)
(2)
(5)
(1)
–
+
(7)
2IN +
2IN –
2OUT
(11)
VDD– /GND
+
–
3OUT
3IN +
3IN –
(13)
(10)
(9)
(12)
(8)
–
+
(14)
4OUT
4IN +
4IN –
BONDING PAD ASSIGNMENTS
68
108
(14)
(13)
(12) (11)
(10)
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com