công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL026 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TL026
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIFFERENTIAL HIGH-FREQUENCY AMPLIFIER WITH AGC
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TL026 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button TL026 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TL026 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL026 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL026 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL026 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL026 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TL026 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TL026 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TL026 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
TL026C
DIFFERENTIAL HIGH-FREQUENCY AMPLIFIER WITH AGC
SLFS007A – JUNE 1985 – REVISED JULY 1990
8
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
APPLICATION INFORMATION
–
+
R6
20 k
Ω
50
Ω
0.1
µF
VOUT –
VOUT +
0.1
µF
A1
50
Ω
10 k
Ω
R1
12 k
Ω
R2
1/2 TL082
0.1
µF
OUT –
OUT +
IN –
IN +
AGC
To Scope
Monitor
–
+
A2
10 k
Ω
R4
1/2 TL082
30 k
Ω
R5
10 k
Ω
R3
VAGC
VI
1.8 k
Ω
200
Ω
1N914
REF
OUT
TL026C
0.1
µF
TL592
2 k
Ω
2 k
Ω
510
Ω
+
–
+
–
X20
Gain
NOTE: VCC + = 6 V and VCC – = – 6 V for TL026C and amplifiers A1 and A2.
Figure 7. Typical Application Circuit With Attenuation



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com