| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F427AIY7TR bảng dữ liệu(PDF) 82 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F427AIY7TR bảng dữ liệu(HTML) 82 Page - STMicroelectronics |
|
82 / 231 page ![]() Port I PI7 - - - TIM8_ CH3 - - - - - - - - FMC_D29 DCMI_ D7 LCD_B7 EVEN TOUT PI8 - - - - - - - - - - - - - - - EVEN TOUT PI9 - - - - - - - - - CAN1_RX - - FMC_D30 - LCD_ VSYNC EVEN TOUT PI10 - - - - - - - - - - - ETH_MII_ RX_ER FMC_D31 - LCD_ HSYNC EVEN TOUT PI11 - - - - - - - - - - OTG_HS_ ULPI_DIR -- - - EVEN TOUT PI12 - - - - - - - - - - - - - - LCD_ HSYNC EVEN TOUT PI13 - - - - - - - - - - - - - - LCD_ VSYNC EVEN TOUT PI14 - - - - - - - - - - - - - - LCD_ CLK EVEN TOUT PI15 - - - - - - - - - - - - - - LCD_R0 EVEN TOUT Port J PJ0 - - - - - - - - - - - - - - LCD_R1 EVEN TOUT PJ1 - - - - - - - - - - - - - - LCD_R2 EVEN TOUT PJ2 - - - - - - - - - - - - - - LCD_R3 EVEN TOUT PJ3 - - - - - - - - - - - - - - LCD_R4 EVEN TOUT PJ4 - - - - - - - - - - - - - - LCD_R5 EVEN TOUT PJ5 - - - - - - - - - - - - - - LCD_R6 EVEN TOUT PJ6 - - - - - - - - - - - - - - LCD_R7 EVEN TOUT PJ7 - - - - - - - - - - - - - - LCD_G0 EVEN TOUT Table 12. STM32F427xx and STM32F429xx alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/ 10/11 I2C1/ 2/3 SPI1/2/ 3/4/5/6 SPI2/3/ SAI1 SPI3/ USART1/ 2/3 USART6/ UART4/5/7 /8 CAN1/2/ TIM12/13/14 /LCD OTG2_HS /OTG1_ FS ETH FMC/SDIO /OTG2_FS DCMI LCD SYS |