công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WDBR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - TT Electronics.

tên linh kiện WDBR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Low Profile Power Resistors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TTELEC [TT Electronics.]
Trang chủ  http://www.ttelectronics.com/
Logo TTELEC - TT Electronics.

WDBR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - TT Electronics.

  WDBR Datasheet HTML 1Page - TT Electronics. WDBR Datasheet HTML 2Page - TT Electronics. WDBR Datasheet HTML 3Page - TT Electronics. WDBR Datasheet HTML 4Page - TT Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Ultra Low Profile Power Resistors
WDBR Series
General Note
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.
All information is subject to TT Electronics’ own data and is considered accurate at time of going to print.
© TT Electronics plc
BI Technologies IRC Welwyn
www.ttelectronics.com/resistors
07.24
Ordering Procedure
Example: WDBR2-100RKLW (WDBR2 with standard solder and flying lead terminations, 100 ohms ±10%, Pb-free)



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com