công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMF25SCRG0R bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - YAGEO Corporation

tên linh kiện MMF25SCRG0R
Giải thích chi tiết về linh kiện  MELF METAL FILM RESISTORS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YAGEO [YAGEO Corporation]
Trang chủ  http://www.yageo.com
Logo YAGEO - YAGEO Corporation

MMF25SCRG0R bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - YAGEO Corporation

  MMF25SCRG0R Datasheet HTML 1Page - YAGEO Corporation MMF25SCRG0R Datasheet HTML 2Page - YAGEO Corporation MMF25SCRG0R Datasheet HTML 3Page - YAGEO Corporation MMF25SCRG0R Datasheet HTML 4Page - YAGEO Corporation MMF25SCRG0R Datasheet HTML 5Page - YAGEO Corporation MMF25SCRG0R Datasheet HTML 6Page - YAGEO Corporation MMF25SCRG0R Datasheet HTML 7Page - YAGEO Corporation MMF25SCRG0R Datasheet HTML 8Page - YAGEO Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
www.yageo.com
Feb. 08, 2023 V.0
Melf Metal Film Resistors
7
8
Product Specification
MMF
Through Hole Resistors
REVISION HISTORY
REVISION
DATE
CHANGE NOTIFICATION
DESCRIPTION
Version 0
Aug.2, 2021
-
- First issue of this specification
Version 1
Sep.29, 2021 -
Add TCR ±25ppm/°C
Version 2
Feb.8, 2023
-
Add TCR ±15ppm/°C
“ Yageo reserves all the rights for revising the content of this datasheet without further notification, as long as
the products itse lf are unchanged. Any product change will be announced by PCN.”



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com