| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F429NET6TR bảng dữ liệu(PDF) 67 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F429NET6TR bảng dữ liệu(HTML) 67 Page - STMicroelectronics |
|
67 / 231 page ![]() DocID024030 Rev 6 67/231 STM32F427xx STM32F429xx Pinouts and pin description 83 89 133 B6 A10 161 B7 192 A10 PB3 (JTDO/TRACE SWO) I/O FT JTDO/TRACESWO, TIM2_CH2, SPI1_SCK, SPI3_SCK/I2S3_CK, EVENTOUT 90 134 A6 A9 162 C7 193 A9 PB4 (NJTRST) I/O FT NJTRST, TIM3_CH1, SPI1_MISO, SPI3_MISO, I2S3ext_SD, EVENTOUT 91 135 D5 A6 163 C8 194 A8 PB5 I/O FT TIM3_CH2, I2C1_SMBA, SPI1_MOSI, SPI3_MOSI/I2S3_SD, CAN2_RX, OTG_HS_ULPI_D7, ETH_PPS_OUT, FMC_SDCKE1, DCMI_D10, EVENTOUT 92 136 C5 B6 164 A8 195 B6 PB6 I/O FT TIM4_CH1, I2C1_SCL, USART1_TX, CAN2_TX, FMC_SDNE1, DCMI_D5, EVENTOUT 93 137 B5 B5 165 B8 196 B5 PB7 I/O FT TIM4_CH2, I2C1_SDA, USART1_RX, FMC_NL, DCMI_VSYNC, EVENTOUT 94 138 A5 D6 166 C9 197 E6 BOOT0 I B VPP 95 139 D4 A5 167 A9 198 A7 PB8 I/O FT TIM4_CH3, TIM10_CH1, I2C1_SCL, CAN1_RX, ETH_MII_TXD3, SDIO_D4, DCMI_D6, LCD_B6, EVENTOUT Table 10. STM32F427xx and STM32F429xx pin and ball definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions |