công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

THS1007IDA.A bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện THS1007IDA.A
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-BIT, 4 ANALOG INPUT, 6-MSPS, SIMULTANEOUS SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

THS1007IDA.A bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button THS1007IDA.A Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments THS1007IDA.A Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments THS1007IDA.A Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments THS1007IDA.A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments THS1007IDA.A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments THS1007IDA.A Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments THS1007IDA.A Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments THS1007IDA.A Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments THS1007IDA.A Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 34 page
background image
THS1007
SLAS286B − AUGUST 2000− REVISED DECEMBER 2010
www.ti.com
9
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 9
20
30
40
50
60
70
80
90
01
2
3
4
TOTAL HARMONIC DISTORTION
vs
INPUT FREQUENCY (SINGLE-ENDED)
AVDD = 5 V, DVDD = BVDD = 3 V,
fs = 6 MSPS, AIN = −1 dB FS
fi − Input Frequency − MHz
Figure 10
20
30
40
50
60
70
80
0
123
4
SIGNAL-TO-NOISE AND DISTORTION
vs
INPUT FREQUENCY (SINGLE-ENDED)
AVDD = 5 V, DVDD = BVDD = 3 V,
fs = 6 MSPS, AIN = −1 dB FS
fi − Input Frequency − MHz
20
30
40
50
60
70
80
90
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
SPURIOUS FREE DYNAMIC RANGE
vs
INPUT FREQUENCY (SINGLE-ENDED)
fi − Input Frequency − MHz
Figure 11
AVDD = 5 V, DVDD = BVDD = 3 V,
fs = 6 MSPS, AIN = −1 dB FS
Figure 12
SIGNAL-TO-NOISE
vs
INPUT FREQUENCY (SINGLE-ENDED)
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
AVDD = 5 V, DVDD = BVDD = 3 V,
fs = 6 MSPS, AIN = −1 dB FS
fi − Input Frequency − MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com