công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMF50SCRG1R bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - YAGEO Corporation

tên linh kiện MMF50SCRG1R
Giải thích chi tiết về linh kiện  MELF METAL FILM RESISTORS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YAGEO [YAGEO Corporation]
Trang chủ  http://www.yageo.com
Logo YAGEO - YAGEO Corporation

MMF50SCRG1R bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - YAGEO Corporation

  MMF50SCRG1R Datasheet HTML 1Page - YAGEO Corporation MMF50SCRG1R Datasheet HTML 2Page - YAGEO Corporation MMF50SCRG1R Datasheet HTML 3Page - YAGEO Corporation MMF50SCRG1R Datasheet HTML 4Page - YAGEO Corporation MMF50SCRG1R Datasheet HTML 5Page - YAGEO Corporation MMF50SCRG1R Datasheet HTML 6Page - YAGEO Corporation MMF50SCRG1R Datasheet HTML 7Page - YAGEO Corporation MMF50SCRG1R Datasheet HTML 8Page - YAGEO Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
www.yageo.com
Feb. 08, 2023 V.0
Melf Metal Film Resistors
6
8
Product Specification
MMF
Through Hole Resistors
MARKING
COLOR
1st BAND
2nd BAND
3rd BAND
MULTIPLIER
BLACK
0
0
0
1Ω
BROWN
1
1
1
10Ω
RED
2
2
2
100Ω
ORANGE
3
3
3
1KΩ
YELLOW
4
4
4
10KΩ
GREEN
5
5
5
100K
BLUE
6
6
6
1MΩ
VIOLET
7
7
7
10MΩ
GREY
8
8
8
0.001Ω
WHITE
9
9
9
0.0001Ω
GOLD
0.1Ω
SILVER
0.01Ω
3-BAND-CODE
±2%, ±5%
4-BAND-CODE
±0.1%, ±0.25%, ±0.5%, ±1%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com