| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LPA676 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LPA676 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 15 page ![]() LG A676, LP A676 2006-10-16 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5) Seite 15 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 5) page 15 Gruppe Group pure green green Einheit Unit min. max. min. max. 2 554 557 566 569 nm 3 557 560 569 572 nm 4 560 563 572 575 nm 5 563 566 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke 1) Seite 15 Luminous Intensity 1) page 15 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 15 Luminous Flux 2) page 15 Φ V (mlm) L1 L2 M1 M2 N1 N2 P1 P2 Q1 Q2 11.2 ... 14.0 14.0 ... 18.0 18.0 ... 22.4 22.4 ... 28.0 28.0 ... 35.5 35.5 ... 45.0 45.0 ... 56.0 56.0 ... 71.0 71.0 ... 90.0 90.0 ... 112.0 40 (typ.) 50 (typ.) 60 (typ.) 75 (typ.) 95 (typ.) 120 (typ.) 150 (typ.) 190 (typ.) 240 (typ.) 300 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. obere Familiengruppe. Diese besteht aus 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: N2-4 Example: N2-4 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength N2 4 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Anm.: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |