công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WA83Z bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - TT Electronics.

tên linh kiện WA83Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  Cement Coated Surface Mount Wirewound Resistors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TTELEC [TT Electronics.]
Trang chủ  http://www.ttelectronics.com/
Logo TTELEC - TT Electronics.

WA83Z bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - TT Electronics.

  WA83Z Datasheet HTML 1Page - TT Electronics. WA83Z Datasheet HTML 2Page - TT Electronics. WA83Z Datasheet HTML 3Page - TT Electronics. WA83Z Datasheet HTML 4Page - TT Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
WA80Z Series
05.21
General Note
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.
All information is subject to TT Electronics’ own data and is considered accurate at time of going to print.
© TT Electronics plc
www.ttelectronics.com/resistors
BI Technologies IRC Welwyn
Cement Coated Surface
Mount Wirewound Resistors
Ordering Procedure
Example: WA84Z-1K5JI (WA84Z at 1.5 kilohms ±5%, Pb-free)
W A 8
4
Z
-
1 K 5
J
I
1
2
3 4
1
2
3
4
Type
Value
Tolerance
Finish & Packing
WA83Z E24 = 3/4 characters
R = ohms
K = kilohms
F = ±1%
I = Pb-free, standard packing
WA84Z
G = ±2%
WA83Z
750 / reel
WA85Z
J = ±5%
WA84Z
K = ±10%
WA85Z
650 / reel



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com