công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC863APWT bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC863APWT
Giải thích chi tiết về linh kiện  9-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74LVC863APWT bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC863APWT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74LVC863APWT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LVC863APWT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74LVC863APWT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74LVC863APWT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74LVC863APWT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74LVC863APWT Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74LVC863APWT Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SN74LVC863APWT Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 19 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
22X 0.65
2X
7.15
24X
0.30
0.19
TYP
6.6
6.2
1.2 MAX
0.15
0.05
0.25
GAGE PLANE
-8
0
B
NOTE 4
4.5
4.3
A
NOTE 3
7.9
7.7
0.75
0.50
(0.15) TYP
TSSOP - 1.2 mm max height
PW0024A
SMALL OUTLINE PACKAGE
4220208/A 02/2017
1
12
13
24
0.1
C A B
PIN 1 INDEX AREA
SEE DETAIL A
0.1 C
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.
SEATING
PLANE
A 20
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 2.000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com