công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC841APWT bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC841APWT
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74LVC841APWT bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  SN74LVC841APWT Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74LVC841APWT Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74LVC841APWT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74LVC841APWT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74LVC841APWT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74LVC841APWT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74LVC841APWT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74LVC841APWT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LVC841APWT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
www.ti.com
Operating Characteristics
SN74LVC841A
10-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCAS307J – MARCH 1993 – REVISED FEBRUARY 2005
T
A = 25°C
VCC = 1.8 V
VCC = 2.5 V
VCC = 3.3 V
TEST
PARAMETER
UNIT
CONDITIONS
TYP
TYP
TYP
Outputs enabled
(1)
(1)
25
Power dissipation capacitance
Cpd
f = 10 MHz
pF
per latch
Outputs disabled
(1)
(1)
6
(1)
This information was not available at the time of publication.
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com