công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC863ADWR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC863ADWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  9-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74LVC863ADWR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  SN74LVC863ADWR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74LVC863ADWR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74LVC863ADWR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74LVC863ADWR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74LVC863ADWR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74LVC863ADWR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74LVC863ADWR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74LVC863ADWR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LVC863ADWR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
www.ti.com
DESCRIPTION/ORDERING INFORMATION (CONTINUED)
A1
B1
OEBA2
OEAB2
To Eight Other Channels
OEAB1
OEBA1
1
11
13
14
2
23
SN74LVC863A
9-BIT BUS TRANSCEIVER
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCAS310J – MARCH 1993 – REVISED MARCH 2005
To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to VCC through a pullup
resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs,
preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
FUNCTION TABLE
INPUTS
OPERATION
OEAB1
OEAB2
OEBA1
OEBA2
L
L
L
L
Latch A and B
L
L
H
X
A to B
L
L
X
H
H
X
L
L
B to A
X
H
L
L
H
X
H
X
H
X
X
H
Isolation
X
H
X
H
X
H
H
X
LOGIC DIAGRAM (POSITIVE LOGIC)
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com