công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC2G02DCUT.B bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC2G02DCUT.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74LVC2G02 Dual 2-Input Positive-NOR Gate
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74LVC2G02DCUT.B bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC2G02DCUT.B Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74LVC2G02DCUT.B Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74LVC2G02DCUT.B Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74LVC2G02DCUT.B Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74LVC2G02DCUT.B Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74LVC2G02DCUT.B Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LVC2G02DCUT.B Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74LVC2G02DCUT.B Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74LVC2G02DCUT.B Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 26 page
background image
IOH, High-level output current (mA)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
VCC = 1.8 V
VCC = 2.5 V
VCC = 3.3 V
VCC = 5 V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IOL, Low-level output current (mA)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
VCC = 1.8 V
VCC = 2.5 V
VCC = 3.3 V
VCC = 5 V
7
SN74LVC2G02
www.ti.com
SCES194N – APRIL 1999 – REVISED MAY 2019
Product Folder Links: SN74LVC2G02
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1999–2019, Texas Instruments Incorporated
6.9 Typical Characteristics
Figure 1. Simulated typical high-level output voltage (VOH)
across high-level output current (IOH) at common supply
values
Figure 2. Simulated typical low-level output voltage (VOL)
across low-level output current (IOL) at common supply
values



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com