công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC2G125 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC2G125
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74LVC2G125 Dual Bus Buffer Gate With 3-State Outputs
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74LVC2G125 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC2G125 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74LVC2G125 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74LVC2G125 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74LVC2G125 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74LVC2G125 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74LVC2G125 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LVC2G125 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74LVC2G125 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74LVC2G125 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 30 page
background image
7
SN74LVC2G125
www.ti.com
SCES204Q – APRIL 1999 – REVISED MARCH 2017
Product Folder Links: SN74LVC2G125
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1999–2017, Texas Instruments Incorporated
(1)
All typical values are at VCC = 3.3 V, TA = 25°C.
6.5 Electrical Characteristics
over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
VCC
TA = –40°C to +85°C
TA = –40°C to +125°C
UNIT
MIN
TYP(1)
MAX
MIN
TYP(1)
MAX
VOH
IOH = –100 µA
1.65 V to 5.5 V
VCC – 0.1
VCC – 0.1
V
IOH = –4 mA
1.65 V
1.2
1.2
IOH = –8 mA
1.8 V
1.4
2.3 V
1.9
1.9
IOH = –16 mA
3 V
2.4
2.4
IOH = –24 mA
2.3
2.3
IOH = –32 mA
4.5 V
3.8
3.8
VOL
IOL = 100 µA
1.65 V to 5.5 V
0.1
0.1
V
IOL = 4 mA
1.65 V
0.45
0.45
IOL = 8 mA
1.8 V
0.45
2.3 V
0.3
0.3
IOL = 16 mA
3 V
0.4
0.4
IOL = 24 mA
0.55
0.55
IOL = 32 mA
4.5 V
0.55
0.75
II
A or OE
inputs
VI = 5.5 V or GND
0 to 5.5 V
±5
±5
µA
Ioff
VI or VO = 5.5 V
0
±10
±10
µA
IOZ
VO = 0 to 5.5 V
3.6 V
10
10
µA
ICC
VI = 5.5 V or GND,
IO = 0
1.65 V to 5.5 V
10
10
µA
ΔICC
One input at VCC – 0.6 V,
Other inputs at VCC or GND
3 V to 5.5 V
500
500
µA
Ci
Data inputs
VI = VCC or GND
3.3 V
3.5
3.5
pF
Control inputs
4
4
Co
VO = VCC or GND
3.3 V
6.5
6.5
pF
6.6 Switching Characteristics: TA = –40°C to +85°C
over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted) (see Figure 3)
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
TA = –40°C to +85°C
UNIT
VCC = 1.8 V
± 0.15 V
VCC = 2.5 V
± 0.2 V
VCC = 3.3 V
± 0.3 V
VCC = 5 V
± 0.5 V
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
tpd
A
Y
3.3
9.1
1.5
4.8
1.4
4.3
1
3.7
ns
ten
OE
Y
4
9.9
1.9
5.6
1.2
4.7
1.2
3.8
ns
tdis
OE
Y
1.5
11.6
1
5.8
1.4
4.6
1
3.4
ns
6.7 Switching Characteristics: TA = –40°C to +125°C
over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted) (see Figure 3)
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
TA = –40°C to +125°C
UNIT
VCC = 1.8 V
± 0.15 V
VCC = 2.5 V
± 0.2 V
VCC = 3.3 V
± 0.3 V
VCC = 5 V
± 0.5 V
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
tpd
A
Y
3.3
10.1
1.5
5.8
1.4
5.3
1
4.2
ns
ten
OE
Y
4
10.9
1.9
6.6
1.2
5.7
1.2
4.3
ns
tdis
OE
Y
1.5
12.6
1
6.8
1.4
5.6
1
3.9
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com