| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F205VCH7V bảng dữ liệu(PDF) 65 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F205VCH7V bảng dữ liệu(HTML) 65 Page - STMicroelectronics |
|
65 / 184 page ![]() Port F PF0 - - - - I2C2_SDA - - - - - - - FSMC_A0 - - EVENTOUT PF1 - - - - I2C2_SCL - - - - - - FSMC_A1 - - EVENTOUT PF2 - - - - I2C2_SMBA - - - - - - - FSMC_A2 - - EVENTOUT PF3 - - - - - - - - - - - - FSMC_A3 - - EVENTOUT PF4 - - - - - - - - - - - - FSMC_A4 - - EVENTOUT PF5 - - - - - - - - - - - - FSMC_A5 - - EVENTOUT PF6 - - - TIM10_CH1 - - - - - - - - FSMC_NIORD - - EVENTOUT PF7 - - - TIM11_CH1 - - - - - - - - FSMC_NREG - - EVENTOUT PF8 - - - - - - - - - TIM13_CH1 - - FSMC_NIOWR - - EVENTOUT PF9 - - - - - - - - - TIM14_CH1 - - FSMC_CD - - EVENTOUT PF10 - - - - - - - - - - - - FSMC_INTR - - EVENTOUT PF11 - - - - - - - - - - - - DCMI_D12 - EVENTOUT PF12 - - - - - - - - - - - - FSMC_A6 - - EVENTOUT PF13 - - - - - - - - - - - - FSMC_A7 - - EVENTOUT PF14 - - - - - - - - - - - - FSMC_A8 - - EVENTOUT PF15 - - - - - - - - - - - - FSMC_A9 - - EVENTOUT Port G PG0 - - - - - - - - - - - - FSMC_A10 - - EVENTOUT PG1 - - - - - - - - - - - - FSMC_A11 - - EVENTOUT PG2 - - - - - - - - - - - - FSMC_A12 - - EVENTOUT PG3 - - - - - - - - - - - - FSMC_A13 - - EVENTOUT PG4 - - - - - - - - - - - - FSMC_A14 - - EVENTOUT PG5 - - - - - - - - - - - - FSMC_A15 - - EVENTOUT PG6 - - - - - - - - - - - - FSMC_INT2 - - EVENTOUT PG7 - - - - - - - - USART6_CK - - - FSMC_INT3 - - EVENTOUT PG8 - - - - - - - - USART6_RTS - - ETH _PPS_OUT - - - EVENTOUT PG9 - - - - - - - - USART6_RX - - - FSMC_NE2/ FSMC_NCE3 - - EVENTOUT PG10 - - - - - - - - - - - - FSMC_NCE4_1/ FSMC_NE3 - - EVENTOUT PG11 - - - - - - - - - - - ETH _MII_TX_EN ETH _RMII_TX_EN FSMC_NCE4_2 - - EVENTOUT PG12 - - - - - - - - USART6_RTS - - - FSMC_NE4 - - EVENTOUT PG13 - - - - - - - - UART6_CTS - - ETH _MII_TXD0 ETH _RMII_TXD0 FSMC_A24 - - EVENTOUT PG14 - - - - - - - - USART6_TX - - ETH _MII_TXD1 ETH _RMII_TXD1 FSMC_A25 - - EVENTOUT PG15 - - - - - - - - USART6_CTS - - - - DCMI_D13 - EVENTOUT Table 10. Alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF014 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/11 I2C1/I2C2/I2C3 SPI1/SPI2/I2S2 SPI3/I2S3 USART1/2/3 UART4/5/ USART6 CAN1/CAN2/ TIM12/13/14 OTG_FS/ OTG_HS ETH FSMC/SDIO/ OTG_HS DCMI |