công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCA9685 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Seeed Technology Co.,Ltd.

tên linh kiện PCA9685
Giải thích chi tiết về linh kiện  Grove - 16 Channel PWM Driver
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEEEDSTUDIO [Seeed Technology Co.,Ltd.]
Trang chủ  https://www.seeedstudio.com/
Logo SEEEDSTUDIO - Seeed Technology Co.,Ltd.

PCA9685 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Seeed Technology Co.,Ltd.

  PCA9685 Datasheet HTML 1Page - Seeed Technology Co.,Ltd. PCA9685 Datasheet HTML 2Page - Seeed Technology Co.,Ltd. PCA9685 Datasheet HTML 3Page - Seeed Technology Co.,Ltd. PCA9685 Datasheet HTML 4Page - Seeed Technology Co.,Ltd. PCA9685 Datasheet HTML 5Page - Seeed Technology Co.,Ltd. PCA9685 Datasheet HTML 6Page - Seeed Technology Co.,Ltd. PCA9685 Datasheet HTML 7Page - Seeed Technology Co.,Ltd. PCA9685 Datasheet HTML 8Page - Seeed Technology Co.,Ltd. PCA9685 Datasheet HTML 9Page - Seeed Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
7/24/22, 10:42 AM
Grove - 16 Channel PWM Driver (PCA9685) - Seeed Wiki
https://wiki.seeedstudio.com/Grove-16-Channel_PWM_Driver-PCA9685/
3/14
Item
Value
MCU Operating Voltage
3.3V / 5V
PWM Supply Voltage
2.3V ~ 5.5V
Tolerant Inputs
5.5V
Output Current on pin LEDn
25mA
Ground Supply Current
400mA
Operating temperature
-40
~85℃
Interface
I2C
I2C Address Range
0x40 ~ 0x7f(default)
Size
L: 60mm W: 40mm H: 18mm
Weight
14.3g
Package size
L: 135mm W: 85mm H: 19mm
Gross Weight
21g
Typical applications
Servos driver
RGB or RGBA LED driver
Hardware Overview



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com